データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CD891ZJ データシート (PDF) - Jianghai Europe GmbH

CD891ZJ Datasheet PDF - Jianghai Europe GmbH
部品番号 CD891ZJ
ダウンロード  CD891ZJ ダウンロード

ファイルサイズ   671.33 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  JIANGHAI [Jianghai Europe GmbH]
ホームページ  http://www.jianghai-europe.com
Logo JIANGHAI - Jianghai Europe GmbH
部品情報 4000h at 85째C

CD891ZJ Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
CD891ZJ Datasheet PDF - Jianghai Europe GmbH

部品番号 CD891ZJ
ダウンロード  CD891ZJ Click to download

ファイルサイズ   671.33 Kbytes
ページ   8 Pages
メーカー  JIANGHAI [Jianghai Europe GmbH]
ホームページ  http://www.jianghai-europe.com
Logo JIANGHAI - Jianghai Europe GmbH
部品情報 4000h at 85째C

CD891ZJ データシート (HTML) - Jianghai Europe GmbH

CD891ZJ Datasheet HTML 1Page - Jianghai Europe GmbH CD891ZJ Datasheet HTML 2Page - Jianghai Europe GmbH CD891ZJ Datasheet HTML 3Page - Jianghai Europe GmbH CD891ZJ Datasheet HTML 4Page - Jianghai Europe GmbH CD891ZJ Datasheet HTML 5Page - Jianghai Europe GmbH CD891ZJ Datasheet HTML 6Page - Jianghai Europe GmbH CD891ZJ Datasheet HTML 7Page - Jianghai Europe GmbH CD891ZJ Datasheet HTML 8Page - Jianghai Europe GmbH



同様の部品番号 - CD891ZJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jianghai Europe GmbH
CD892ZL JIANGHAI-CD892ZL Datasheet
666Kb / 8P
   5 000h at 105째C
CD895ZK JIANGHAI-CD895ZK Datasheet
694Kb / 10P
   14 000h at 85째C
More results


同様の説明 - CD891ZJ

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jianghai Europe GmbH
CD804ZM JIANGHAI-CD804ZM Datasheet
644Kb / 8P
   4000h at 105째C
CD13HBH JIANGHAI-CD13HBH Datasheet
681Kb / 7P
   4000h at 85C
CD801ZP JIANGHAI-CD801ZP Datasheet
643Kb / 8P
   10 000h at 85째C
CD895ZK JIANGHAI-CD895ZK Datasheet
694Kb / 10P
   14 000h at 85째C
CD840ZQ JIANGHAI-CD840ZQ Datasheet
643Kb / 8P
   10 000h at 85째C
logo
TE Connectivity Ltd
EVC-250 TEC-EVC-250 Datasheet
299Kb / 3P
   Limiting continuous current 250A at 85째C
150 TEC-150 Datasheet
563Kb / 3P
   Limiting continuous current 130A at 85째C
logo
Tyco Electronics
1308028-2 MACOM-1308028-2 Datasheet
349Kb / 6P
   Limiting continuous current 32 A at 85째C
logo
Nichicon corporation
LLS2G101MELZ NICHICON-LLS2G101MELZ Datasheet
77Kb / 5P
   Withstanding 3000 hours application of rated ripple current at 85째C.
logo
Dubilier
DVCR DUBILIER-DVCR Datasheet
271Kb / 3P
   ELECTROLYTIC - 85째C
More results



リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com