データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PGT-0400 データシート (PDF) - Littelfuse

PGT-0400 Datasheet PDF - Littelfuse
部品番号 PGT-0400
ダウンロード  PGT-0400 ダウンロード

ファイルサイズ   478.73 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  LITTELFUSE [Littelfuse]
ホームページ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
部品情報 Duration range is 0.1 to 9.9 s or continuous output

PGT-0400 Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
PGT-0400 Datasheet PDF - Littelfuse

部品番号 PGT-0400
ダウンロード  PGT-0400 Click to download

ファイルサイズ   478.73 Kbytes
ページ   1 Pages
メーカー  LITTELFUSE [Littelfuse]
ホームページ  http://www.littelfuse.com
Logo LITTELFUSE - Littelfuse
部品情報 Duration range is 0.1 to 9.9 s or continuous output

PGT-0400 データシート (HTML) - Littelfuse

PGT-0400 Datasheet HTML 1Page - Littelfuse



同様の部品番号 - PGT-0400

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Ericsson
PGT20102 ERICSSON-PGT20102 Datasheet
278Kb / 4P
   DFB/EA Laser Module for 2.5 Gb/s Applications
PGT20130 ERICSSON-PGT20130 Datasheet
828Kb / 4P
   1510 nm DFB Laser for Supervisory Channel Applications
PGT20140 ERICSSON-PGT20140 Datasheet
828Kb / 4P
   1620 nm DFB Laser for Supervisory Channel Applications
PGT20306 ERICSSON-PGT20306 Datasheet
290Kb / 4P
   DFB/EA Laser Module for 2.5 Gb/s Applications
PGT20326 ERICSSON-PGT20326 Datasheet
289Kb / 4P
   DFB/EA Laser Module for 2.5 Gb/s Applications
More results


同様の説明 - PGT-0400

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Wurth Elektronik GmbH &...
173010542 WURTH-173010542 Datasheet
1Mb / 24P
   Continuous output power: 3.3W or 5W
logo
CUI INC
PBK-3 CUI-PBK-3 Datasheet
746Kb / 9P
   up to 3 W continuous output
logo
TriQuint Semiconductor
TGA8652-SL TRIQUINT-TGA8652-SL_15 Datasheet
1Mb / 14P
   9.9-12.5Gb/s Optical Modulator Driver
logo
Fuji Electric
EDS11-91H FUJI-EDS11-91H Datasheet
92Kb / 6P
   FC SERIES COMPACT CONTROLLER S(CONTINUOUS OUTPUT TYPE)
logo
Tyco Electronics
41333 MACOM-41333 Datasheet
60Kb / 1P
   CONTINUOUS STRIP OR REEL
logo
TriQuint Semiconductor
TGA4953-SCC-SL TRIQUINT-TGA4953-SCC-SL Datasheet
1Mb / 19P
   9.9-12.5Gb/s Optical Modulator Driver
TGA8652-EPU-SL TRIQUINT-TGA8652-EPU-SL Datasheet
871Kb / 14P
   9.9-12.5Gb/s Optical Modulator Driver
TGA4823-2-SM TRIQUINT-TGA4823-2-SM_15 Datasheet
1Mb / 16P
   9.9 to 12.5 Gb/s Linear/Limiting Optical Modulator Driver
TGA4953-SL TRIQUINT-TGA4953-SL Datasheet
1Mb / 19P
   9.9-12.5Gb/s Optical Modulator Driver
TGA4953 TRIQUINT-TGA4953 Datasheet
920Kb / 13P
   9.9-11.2Gb/s Optical Modulator Driver
More results




Littelfuse について


Littelfuseは、回路保護および制御製品の設計と製造を専門とするアメリカの会社です。
同社は1927年に設立され、イリノイ州シカゴに本社を置いています。
Littelfuseは、ヒューズ、保護および制御装置、ポリマー製品など、幅広い製品を提供しています。
同社の製品は、自動車、産業、家電などのさまざまなアプリケーションで使用されています。
Littelfuseは、回路保護および制御技術に関する専門知識と、高品質で信頼できる製品を顧客に提供する能力で知られています。
同社は世界中のさまざまな国に運営と施設を持ち、顧客と緊密に連携して、特定の要件とニーズを満たすカスタマイズされたソリューションを提供しています。
コアビジネスに加えて、Littelfuseは再生可能エネルギーおよびデータセンター市場向けのソリューションも提供しています。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com