データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

256PMG-SI データシート (PDF) - Vishay Siliconix

256PMG-SI Datasheet PDF - Vishay Siliconix
部品番号 256PMG-SI
ダウンロード  256PMG-SI ダウンロード

ファイルサイズ   117.54 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Aluminum Electrolytic Capacitors Power Miniaturized General Purpose - Snap-In

256PMG-SI Datasheet (PDF)

Go To PDF Page ダウンロード データシート
256PMG-SI Datasheet PDF - Vishay Siliconix

部品番号 256PMG-SI
ダウンロード  256PMG-SI Click to download

ファイルサイズ   117.54 Kbytes
ページ   6 Pages
メーカー  VISHAY [Vishay Siliconix]
ホームページ  http://www.vishay.com
Logo VISHAY - Vishay Siliconix
部品情報 Aluminum Electrolytic Capacitors Power Miniaturized General Purpose - Snap-In

256PMG-SI データシート (HTML) - Vishay Siliconix

256PMG-SI Datasheet HTML 1Page - Vishay Siliconix 256PMG-SI Datasheet HTML 2Page - Vishay Siliconix 256PMG-SI Datasheet HTML 3Page - Vishay Siliconix 256PMG-SI Datasheet HTML 4Page - Vishay Siliconix 256PMG-SI Datasheet HTML 5Page - Vishay Siliconix 256PMG-SI Datasheet HTML 6Page - Vishay Siliconix

256PMG-SI 製品詳細

• Useful life: 2000 h at +105 °C, > 5000 h at +85 °C
• Voltage range from 16 V to 100 V
• Polarized aluminum electrolytic capacitors,
non-solid electrolyte
• Pressure relief on the top of the aluminum case
• PET insulation sleeve




同様の部品番号 - 256PMG-SI

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
256PMG-SI VISHAY-256PMG-SI Datasheet
115Kb / 6P
   Aluminum Electrolytic Capacitors Power Miniaturized General Purpose - Snap-In
01-Jan-2023
256PMG-SI-V02 VISHAY-256PMG-SI-V02 Datasheet
116Kb / 6P
   Aluminum Electrolytic Capacitors Power Miniaturized General Purpose - Snap-In
Revision: 17-Oct-16
256PMG-SI VISHAY-256PMG-SI_15 Datasheet
102Kb / 5P
   Aluminum Capacitors Power Miniaturized General Purpose - Snap-In
Revision: 20-May-15
256PMG-SI VISHAY-256PMG-SI_V01 Datasheet
115Kb / 6P
   Aluminum Electrolytic Capacitors Power Miniaturized General Purpose - Snap-In
01-Jan-2023
More results


同様の説明 - 256PMG-SI

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Vishay Siliconix
093PMGSI VISHAY-093PMGSI_15 Datasheet
101Kb / 6P
   Aluminum Electrolytic Capacitors Power Miniaturized General Purpose Snap-In
Revision: 21-May-15
256PMG-SI VISHAY-256PMG-SI_V01 Datasheet
115Kb / 6P
   Aluminum Electrolytic Capacitors Power Miniaturized General Purpose - Snap-In
01-Jan-2023
256PMG-SI-V02 VISHAY-256PMG-SI-V02 Datasheet
116Kb / 6P
   Aluminum Electrolytic Capacitors Power Miniaturized General Purpose - Snap-In
Revision: 17-Oct-16
093PMG-SI VISHAY-093PMG-SI_16 Datasheet
114Kb / 7P
   Aluminum Electrolytic Capacitors Power Miniaturized General Purpose Snap-In
Revision: 11-Nov-16
093PMG-SI VISHAY-093PMG-SI_V01 Datasheet
94Kb / 7P
   Aluminum Electrolytic Capacitors Power Miniaturized General Purpose Snap-In
01-Jan-2023
093PMG-SI VISHAY-093PMG-SI Datasheet
115Kb / 6P
   Aluminum Capacitors Power Miniaturized General Purpose Snap-In
Revision: 12-Aug-08
093PMG-SI VISHAY-093PMG-SI_11 Datasheet
105Kb / 6P
   Aluminum Capacitors Power Miniaturized General Purpose Snap-In
Revision: 23-Nov-11
256PMG-SI VISHAY-256PMG-SI_15 Datasheet
102Kb / 5P
   Aluminum Capacitors Power Miniaturized General Purpose - Snap-In
Revision: 20-May-15
193PUR-SI VISHAY-193PUR-SI_V01 Datasheet
111Kb / 7P
   Aluminum Electrolytic Capacitors Power High Ripple Current Miniaturized Snap-In
01-Jan-2023
094PMESI VISHAY-094PMESI_15 Datasheet
107Kb / 8P
   Aluminum Electrolytic Capacitors Power Miniaturized Economy Long Life Snap-In
Revision: 21-May-15
More results




Vishay Siliconix について


Vishay Siliconixは、パッシブ電子コンポーネントのグローバルメーカーであるVishay Intertechnologyの子会社です。
Vishay Siliconixは、パワーMOSFET、IGBT、およびその他のパワー半導体の設計、製造、およびマーケティングを専門としています。
同社は1962年に設立され、カリフォルニア州サンタクララに本社を置いています。
Vishay Siliconixは、再生可能エネルギーシステム、産業機器、コンピューティングと通信、自動車電子機器など、さまざまなアプリケーション向けの電源ソリューションを提供しています。
同社の製品は、高効率、低消費電力、高い信頼性のために設計されており、高度な製造プロセスを使用して最先端の施設で製造されています。
イノベーションと顧客満足度に焦点を当てたVishay Siliconixは、ニーズを満たすために顧客に最良の電力管理ソリューションを提供することに取り組んでいます。

*この情報はあくまでも一般的な情報であり、上記の情報によって生じたいかなる損失や損害についても責任を負うものではありません。




リンク URL



プライバシーポリシー
ALLDATASHEET.JP
ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com